công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 940 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 940 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 936Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 937Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 938Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 939Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 940Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 941Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 942Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 943Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 944Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 940 / 1038 page
background image
Section 25 List of Registers
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 892 of 986
REJ09B0098-0300
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
Output control register B
OCRB
16
H'FF94
FRT
16
2
Timer control register
TCR
8
H'FF96
FRT
8
2
Timer output compare control
register
TOCR
8
H'FF97
FRT
8
2
Input capture register A
ICRA
16
H'FF98
FRT
16
2
Output control register AR
OCRAR
16
H'FF98
FRT
16
2
Input capture register B
ICRB
16
H'FF9A
FRT
16
2
Output control register AF
OCRAF
16
H'FF9A
FRT
16
2
Input capture register C
ICRC
16
H'FF9C
FRT
16
2
Output compare register DM
OCRDM
16
H'FF9C
FRT
16
2
Input capture register D
ICRD
16
H'FF9E
FRT
16
2
Serial mode register_2
SMR_2
8
H'FFA0
SCI_2
8
2
PWMX (D/A) control register
DACR
8
H'FFA0
(RELOCATE = 0)
PWMX
8
2
PWMX (D/A) data register AH
DADRAH
8
H'FFA0
(RELOCATE = 0)
PWMX
8
2
PWMX (D/A) data register AL
DADRAL
8
H'FFA1
(RELOCATE = 0)
PWMX
8
2
Bit rate register_2
BRR_2
8
H'FFA1
SCI_2
8
2
Serial control register _2
SCR_2
8
H'FFA2
SCI_2
8
2
Transmit data register _2
TDR_2
8
H'FFA3
SCI_2
8
2
Serial status register_2
SSR_2
8
H'FFA4
SCI_2
8
2
Receive data register _2
RDR_2
8
H'FFA5
SCI_2
8
2
Smart card mode register_2
SCMR_2
8
H'FFA6
SCI_2
8
2
PWMX (D/A) counter H
DACNTH
8
H'FFA6
(RELOCATE = 0)
PWMX
8
2
PWMX (D/A) data register BH
DADRBH
8
H'FFA6
(RELOCATE = 0)
PWMX
8
2
PWMX (D/A) counter L
DACNTL
8
H'FFA7
(RELOCATE = 0)
PWMX
8
2
PWMX (D/A) data register BL
DADRBL
8
H'FFA7
(RELOCATE = 0)
PWMX
8
2
Timer control/status register_0
TCSR_0
8
H'FFA8 (write)
WDT_0
16
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com