công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 939 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 939 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 935Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 936Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 937Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 938Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 939Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 940Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 941Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 942Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 943Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 939 / 1038 page
background image
Section 25 List of Registers
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 891 of 986
REJ09B0098-0300
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
IRQ sense control register 16 L
ISCR16L
8
H'FEFB
INT
8
2
IRQ sense port select register 16
ISSR16
8
H'FEFC
INT
8
2
IRQ sense port select register
ISSR
8
H'FEFD
INT
8
2
Peripheral clock select register
PCSR
8
H'FF82
PWM,
PWMX
8
2
System control register 2
SYSCR2
8
H'FF83
PORT
8
2
Standby control register
SBYCR
8
H'FF84
SYSTEM
8
2
Low power control register
LPWRCR
8
H'FF85
SYSTEM
8
2
Module stop control register H
MSTPCRH
8
H'FF86
SYSTEM
8
2
Module stop control register L
MSTPCRL
8
H'FF87
SYSTEM
8
2
Serial mode register_1
SMR_1
8
H'FF88
SCI_1
8
2
I2C bus control register _1
ICCR_1
8
H'FF88
(RELOCATE = 0)
IIC_1
8
2
Bit rate register_1
BRR_1
8
H'FF89
SCI_1
8
2
I2C bus status register_1
ICSR_1
8
H'FF89
(RELOCATE = 0)
IIC_1
8
2
Serial control register_1
SCR_1
8
H'FF8A
SCI_1
8
2
Transmit data register_1
TDR_1
8
H'FF8B
SCI_1
8
2
Serial status register_1
SSR_1
8
H'FF8C
SCI_1
8
2
Receive data register_1
RDR_1
8
H'FF8D
SCI_1
8
2
Smart card mode register_1
SCMR_1
8
H'FF8E
SCI_1
8
2
I2C bus data register_1
ICDR_1
8
H'FF8E
(RELOCATE = 0)
IIC_1
8
2
Second slave address register_1
SARX_1
8
H'FF8E
(RELOCATE = 0)
IIC_1
8
2
I2C bus mode register_1
ICMR_1
8
H'FF8F
(RELOCATE = 0)
IIC_1
8
2
Slave address register_1
SAR_1
8
H'FF8F
(RELOCATE = 0)
IIC_1
8
2
Timer interrupt enable register
TIER
8
H'FF90
FRT
8
2
Timer control/status register
TCSR
8
H'FF91
FRT
8
2
Free-running counter
FRC
16
H'FF92
FRT
16
2
Output control register A
OCRA
16
H'FF94
FRT
16
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com