công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 880 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 880 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 876Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 877Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 878Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 879Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 880Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 881Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 882Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 883Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 884Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 880 / 1038 page
background image
Section 22 Boundary Scan (JTAG)
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 832 of 986
REJ09B0098-0300
22.3.2
Bypass Register (SDBPR)
SDBPR is a 1-bit shift register. In BYPASS, CLAMP, or HIGHZ mode, SDBPR is connected
between the ETDI and ETDO pins.
22.3.3
Boundary Scan Register (SDBSR)
SDBSR is a shift register provided on the PAD for controlling the I/O terminals of this LSI.
Using EXTEST mode or SAMPLE/PRELOAD mode, a boundary scan test conforming to the
IEEE1149.1 standard can be performed.
Table 22.3 shows the relationship between the terminals of this LSI and the boundary scan
register.
Table 22.3
Correspondence between Pins and Boundary Scan Register
Pin No.
Pin Name
Input/Output
Bit No.
from ETDI
2
P43
Input
Enable
Output
333
332
331
3
P44
Input
Enable
Output
330
329
328
4
P45
Input
Enable
Output
327
326
325
5
P46
Input
Enable
Output
324
323
322
6
P47
Input
Enable
Output
321
320
319
9
MD1
Input
318
10
MD0
Input
317



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com