công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20103 bảng dữ liệu(PDF) 828 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20103
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20103 bảng dữ liệu(HTML) 828 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20103 Datasheet HTML 824Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 825Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 826Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 827Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 828Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 829Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 830Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 831Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 832Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 828 / 992 page
background image
Section 23 Hardware LIN
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 802 of 962
REJ09B0465-0100
Table 23.1 shows the hardware LIN pins.
Table 23.1
Pin Configuration
Pin Symbol
I/O
Description
RXD
Input
Receive-data input to the hardware LIN
TXD
Output
Transmit-data output from the hardware LIN
23.2
Register Configuration
The hardware LIN interface has the following registers.
• LIN control register (LINCR)
• LIN status register (LINST)
23.2.1
LIN Control Register (LINCR)
Address:
Bit:
Value after reset:
b7
LINE
0
b6
MST
0
b5
SBE
0
b4
LSTART
0
b3
RXDSF
0
b2
BCIE
0
b1
SBIE
0
b0
SFIE
0
H'FF0518
Bit
Symbol
Bit Name
Description
R/W
7
LINE
LIN start
0: Enables LIN operation.
1: Disables LIN operation.*
1
R/W
6
MST
LIN operating
mode setting*
2
0: Slave mode (Enables the Sync Break detector.)
1: Master mode (Takes the OR between timer RA
output and TXD data.)
R/W
5
SBE
RXD input
mask
cancellation
timing select
(Valid only in slave mode)
0: Cancels the mask upon Sync Break detection.
1: Cancels the mask upon completion of Sync Field
measurement.
R/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com