| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
H8S/2424 bảng dữ liệu(PDF) 165 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8S/2424 bảng dữ liệu(HTML) 165 Page - Renesas Technology Corp |
|
165 / 1302 page ![]() Section 5 Interrupt Controller Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 137 of 1270 REJ09B0466-0100 5.6.3 Interrupt Exception Handling Sequence Figure 5.5 shows the interrupt exception handling sequence. The example shown is for the case where interrupt control mode 0 is set in advanced mode, and the program area and stack area are in on-chip memory. |