công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2424 bảng dữ liệu(PDF) 1204 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2424
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1302 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2424 bảng dữ liệu(HTML) 1204 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2424 Datasheet HTML 1200Page - Renesas Technology Corp H8S/2424 Datasheet HTML 1201Page - Renesas Technology Corp H8S/2424 Datasheet HTML 1202Page - Renesas Technology Corp H8S/2424 Datasheet HTML 1203Page - Renesas Technology Corp H8S/2424 Datasheet HTML 1204Page - Renesas Technology Corp H8S/2424 Datasheet HTML 1205Page - Renesas Technology Corp H8S/2424 Datasheet HTML 1206Page - Renesas Technology Corp H8S/2424 Datasheet HTML 1207Page - Renesas Technology Corp H8S/2424 Datasheet HTML 1208Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1204 / 1302 page
background image
Section 26 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 1176 of 1270
REJ09B0466-0100
26.1.2
DC Characteristics
Table 26.2
DC Characteristics (1)
Conditions: V
CC = 3.0 V to 3.6 V, AVCC = 3.0 V to 3.6 V, Vref = 3.0 V to AVCC,
V
SS = AVSS = 0 V*
1, T
a = −20°C to +75°C (regular specifications),
T
a = −40°C to +85°C (wide-range specifications)
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test
Conditions
VT
−
V
CC × 0.2
V
VT
+
V
CC × 0.7
V
Schmitt
trigger input
voltage
Ports 1 and 2,
P32 to P35*
2,
P50 to P53*
2,
ports 6*
2 and 8*2,
PA4 to PA7*
2,
ports B*
2 and C*2,
PF1*
2, PF2*2,
PH2*
2, PH3*2,
PJ0*
2, PJ1*2
VT
+ − VT− V
CC × 0.07
V
Input high
voltage
STBY,
MD2 to MD0
V
IH
V
CC × 0.9
V
CC +0.3
V
RES, NMI, FWE
V
CC × 0.9
V
CC +0.3
V
EXTAL
V
CC × 0.7
V
CC +0.3
V
P14 to P17*
5,
P24 to P26*
6,
port 3,
P50 to P53*
3,
ports 6 and 8*
3,
ports A to J*
3
2.2
V
CC +0.3
V
Ports 4 and 9
2.2
AV
CC +0.3
V
RES, STBY,
MD2 to MD0,
EMLE
−0.3
V
CC × 0.1
V
NMI, EXTAL
−0.3
V
CC × 0.2
V
Ports 3, 5, and 6,
port 8,
ports A to J*
3,
P14 to P17*
5,
P24 to P26*
6
−0.3
V
CC × 0.2
V
Input low
voltage
Ports 4 and 9
V
IL
−0.3
AV
CC × 0.2
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com