| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
H8S/2424 bảng dữ liệu(PDF) 534 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8S/2424 bảng dữ liệu(HTML) 534 Page - Renesas Technology Corp |
|
534 / 1302 page ![]() Section 10 I/O Ports Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 506 of 1270 REJ09B0466-0100 TPU channel 2 settings (2) (1) (2) (2) (1) (2) MD3 to MD0 B'0000, B'01 ×× B'0010 B'0011 IOB3 to IOB0 B'0000, B'0100, B'1 ××× B'0001 to B'0011, B'0101 to B'0111 B' ××00 Other than B' ××00 CCLR1, CCLR0 Other than B'10 B'10 Output function Output compare output PWM mode 2 output SCS pin settings SSUMS 0 1 MSS 0 1 × CSS1 × 0 1 × CSS0 × 0 1 0 1 × Pin state Input Input Automatic I/O Output Legend: ×: Don’t care : Pin is not used by the SSU (can be used as I/O port) |