công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1223 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1223 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1219Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1220Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1221Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1222Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1223Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1224Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1225Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1226Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1227Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1223 / 1250 page
background image
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1175 of 1198
REJ09B0403-0200
Item
Page
Revision (See Manual for Details)
Figure 1.4 Pin
Assignments (H8S/2462
Group)
6
Modified
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
PE0/LAD0
PE1/LAD1
PE2/LAD2
PE3/LAD3
PE4/
LFRAME
PE5/
LRESET
PE6/LCLK
PE7/SERIRQ
P80/SCL0
P81/SDA0
P82/SCL1
P83/SDA1
P84/
ExIRQ12/SCK3
P85/
ExIRQ13/SCK1
P86/
ExIRQ14/RxD3
P87/
ExIRQ15/TxD3/ADTRG
VSS
PA0/
ExIRQ0/EVENT0/A16
PA1/
ExIRQ1/EVENT1/A17
PA2/
ExIRQ2/EVENT2/A18
PA3/
ExIRQ3/EVENT3/A19
PA4/
ExIRQ4/EVENT4/A20
H8S/2462 Group
PLQP0144KA-A
FP-144LV
(Top view)
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
P32/ExDB2/D10
P33/ExDB3/D11
P34/ExDB4/D12
P35/ExDB5/D13
P36/ExDB6/D14
P37/ExDB7/D15
P40/
IRQ0/RS0/HC0/D4
P41/
IRQ1/RS1/HC1/D5
P42
/IRQ2/RS2/HC2/D6
P43/
IRQ3/RS3/HC3/D7
PEVref
PECI
P52/
IRQ10/TxD1
P53/
IRQ11/RxD1
FWE
P54/
IRQ12/SSO
P55/
IRQ13/SSI
P44/
IRQ4/RS4/DB4/HC4/A12/AD12
VSS
RESO
XTAL
EXTAL
7,13
H8S/2463 added
Pin No.
H8S/2462
(FP-144LV)
H8S/2463
(TFP-144V)
H8S/2472
(BP-176V)
1
1
A1
144
144
B2
Table 1.1 Pin
Assignments in Each
Operating Mode
7
Added
Pin No.
Pin Name
H8S/2462
(FP-144LV)
Extended Mode
(EXPE=1)
17
P97/
CS256/WAIT
Table 1.2 Pin Functions 14,
18
H8S/2463 added
Pin No.
Type
Symbol
H8S/2462
144-Pin
H8S/2463
144-Pin
H8S/2472
176-Pin
Power supply
VCC
1, 36, 86,
120
1, 36, 86,
120
A1, N2,
P9, K12,
A11, C5
SSI
139
137
A6
Synchronous serial
communication unit
(SSU)
SCS
84
83
L14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com