công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1174 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1174 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1170Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1171Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1172Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1173Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1174Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1175Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1176Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1177Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1178Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1174 / 1250 page
background image
Section 31 Electrical Characteristics
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1126 of 1198
REJ09B0403-0200
Table 31.5
External Clock Input Conditions
Conditions: VCC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0 V,
φ = 20 MHz to 34 MHz
Item
Symbol
Min.
Max.
Unit
Test
Conditions
External clock input low level
pulse width
t
EXL
58.8
ns
External clock input high level
pulse width
t
EXH
58.8
ns
External clock input rising time t
EXr
5
ns
External clock input falling time t
EXf
5
ns
Figure 31.7
Clock low level pulse width
t
CL
0.4
0.6
t
cyc
Clock high level pulse width
t
CH
0.4
0.6
t
cyc
Figure 31.4
External clock output
stabilization delay time
t
DEXT*
500
µs
Figure 31.8
Note:
*
t
DEXT includes a RES pulse width (tRESW).
Table 31.6
Subclock Input Conditions
Conditions: VCC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0 V,
φ = 20 MHz to 34 MHz
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test
Conditions
Subclock input low level pulse
width
t
EXCLL
15.26
µs
Subclock input high level pulse
width
t
EXCLH
15.26
µs
Subclock input rising time
t
EXCLr
10
ns
Subclock input falling time
t
EXCLf
10
ns
Figure 31.9
Clock low level pulse width
t
CL
0.4
0.6
t
cyc
Clock high level pulse width
t
CH
0.4
0.6
t
cyc
Figure 31.4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com