công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 733 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 733 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 729Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 730Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 731Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 732Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 733Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 734Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 735Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 736Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 737Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 733 / 1250 page
background image
Section 19 LPC Interface (LPC)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 685 of 1198
REJ09B0403-0200
Table 19.3
Host Register Selection
I/O Address
Bits 15 to 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Transfer
Cycle
Host Register Selection
LADR1 (bits 15 to 3)
0
LADR1 (bit 1)
LADR1 (bit 0) I/O write
IDR1 write (data),
C/
D1 ← 0
LADR1 (bits 15 to 3)
1
LADR1 (bit 1)
LADR1 (bit 0) I/O write
IDR1 write (command),
C/
D1 ← 1
LADR1 (bits 15 to 3)
0
LADR1 (bit 1)
LADR1 (bit 0) I/O read
ORD1 read
LADR1 (bits 15 to 3)
1
LADR1 (bit 1)
LADR1 (bit 0) I/O read
STR1 read
LADR2 (bits 15 to 3)
0
LADR2 (bit 1)
LADR2 (bit 0) I/O write
IDR2 write (data),
C/
D2 ← 0
LADR2 (bits 15 to 3)
1
LADR2 (bit 1)
LADR2 (bit 0) I/O write
IDR2 write (command),
C/
D2 ← 1
LADR2 (bits 15 to 3)
0
LADR2 (bit 1)
LADR2 (bit 0) I/O read
ODR2 read
LADR2 (bits 15 to 3)
1
LADR2 (bit 1)
LADR2 (bit 0) I/O read
STR2 read
Table 19.4
Slave Selection Internal Registers
Slave (R/W) Bus Width (B/W) LADR12SEL
LADR12
Internal Register
R/W
B
0
LADR12H
LADR1H
R/W
B
1
LADR12H
LADR2H
R/W
B
0
LADR12L
LADR1L
R/W
B
1
LADR12L
LADR2L
R/W
W
0
LADR12H
LADR12L
LADR1H
LADR1L
R/W
W
1
LADR12H
LADR12L
LADR2H
LADR2L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com