công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 715 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 715 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 711Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 712Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 713Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 714Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 715Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 716Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 717Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 718Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 719Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 715 / 1250 page
background image
Section 19 LPC Interface (LPC)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 667 of 1198
REJ09B0403-0200
Figure 19.1 shows a block diagram of the LPC.
IDR3
IDR2
IDR1
LADR1
LADR2
LADR3
TWR0MW
ODR2
ODR3
ODR1
STR3
STR2
STR1
TWR0SW
SERIRQ
CLKRUN
LSCI
LSMI
PME
LPCPD
LRESET
LCLK
LFRAME
OBEI
IBFI1
IBFI2
IBFI3
ERRI
GA20
SIRQCR0 to 5
HISEL
LSCIE
LSCIB
LSCI input
LSMIE
LSMIB
LSMI input
PMEE
PMEB
PME input
Module data bus
Cycle detection
Serial
→ parallel conversion
Serial
← parallel conversion
Address match
SYNC output
Parallel
→ serial conversion
Control logic
Internal interrupt
control
[Legend]
HICR0 to HICR5:
LADR12H, LADR12L:
LADR3H, LADR3L:
IDR1 to IDR3:
ODR1 to ODR3:
STR1 to STR3:
TWR1 to
TWR15
TWR1 to
TWR15
LAD0 to
LAD3
HICR0 to HICR5
Host interface control registers 0 to 5
LPC channel 1, 2 address registers 12H and 12L
LPC channel 3 address registers 3H and 3L
Input data registers 1 to 3
Output data registers 1 to 3
Status registers 1 to 3
TWR0MW:
TWR0SW:
TWR1 to TWR15:
SIRQCR0 to SIRQCR5:
HISEL:
Bidirectional data register 0MW
Bidirectional data register 0SW
Bidirectional data registers 1 to 15
SERIRQ control registers 0 to 5
Host interface select register
BTDTR
FIFO
(IN)
BTDTR
FIFO
(OUT)
LADR12
Figure 19.1 Block Diagram of LPC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com