công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 882 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 882 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 878Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 879Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 880Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 881Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 882Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 883Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 884Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 885Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 886Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 882 / 1024 page
background image
Section 27 List of Registers
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 856 of 994
REJ09B0452-0100
27.1
Register Addresses (Address Order)
The data bus width indicates the numbers of bits.
The number of access states indicates the number of states based on the specified reference clock.
Register Name
Abbreviation
Number
of bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
Port 1 data direction register
P1DDR
8
H'F900
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 2 data direction register
P2DDR
8
H'F901
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 1 data register
P1DR
8
H'F902
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 2 data register
P2DR
8
H'F903
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 1 input data register
P1PIN
8
H'F904 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 2 input data register
P2PIN
8
H'F905 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 1 pull-up MOS control register
P1PCR
8
H'F906
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 2 pull-up MOS control register
P2PCR
8
H'F907
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 3 data direction register
P3DDR
8
H'F910
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 4 data direction register
P4DDR
8
H'F911
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 3 data register
P3DR
8
H'F912
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 4 data register
P4DR
8
H'F913
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 3 input data register
P3PIN
8
H'F914 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 4 input data register
P4PIN
8
H'F915 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 3 pull-up MOS control register
P3PCR
8
H'F916
(PORTS = 1)
PORT
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com