công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 886 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 886 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 882Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 883Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 884Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 885Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 886Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 887Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 888Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 889Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 890Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 886 / 1024 page
background image
Section 27 List of Registers
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 860 of 994
REJ09B0452-0100
Register Name
Abbreviation
Number
of bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
Port I data direction register
PIDDR
8
H'F990
PORT
8
2
Port J data direction register
PJDDR
8
H'F991
PORT
8
2
Port I output data register
PIODR
8
H'F992
PORT
8
2
Port J output data register
PJODR
8
H'F993
PORT
8
2
Port I input data register
PIPIN
8
H'F994 (Read)
PORT
8
2
Port J input data register
PJPIN
8
H'F995 (Read)
PORT
8
2
Port J pull-up MOS control register
PJPCR
8
H'F997
PORT
8
2
Port I Nch-OD control register
PINOCR
8
H'F998
PORT
8
2
Port J Nch-OD control register
PJNOCR
8
H'F999
PORT
8
2
Receive control register 1
CCR1
8
H'FA40
CIR
8
2
Receive control register 2
CCR2
8
H'FA41
CIR
8
2
Receive status register
CSTR
8
H'FA42
CIR
8
2
Interrupt enable register
CEIR
8
H'FA43
CIR
8
2
Bit rate register
BRR
8
H'FA44
CIR
8
2
Receive data register 0 to 7
CIRRDR0 to
CIRRDR7
8
H'FA45
CIR
8
2
Header minimum high-level period
register
HHMIN
16
H'FA46
CIR
8
2
Header maximum high-level period
register
HHMAX
16
H'FA48
CIR
8
2
Header minimum low-level period
register
HLMIN
8
H'FA4A
CIR
8
2
Header maximum low-level period
register
HLMAX
8
H'FA4B
CIR
8
2
Data level 0 minimum period register DT0MIN
8
H'FA4C
CIR
8
2
Data level 0 maximum period
register
DT0MAX
8
H'FA4D
CIR
8
2
Data level 1 minimum period register DT1MIN
8
H'FA4E
CIR
8
2
Data level 1 maximum period
register
DT1MAX
8
H'FA4F
CIR
8
2
Repeat header minimum low-level
period register
RMIN
8
H'FA50
CIR
8
2
Repeat header maximum low-level
period register
RMAX
8
H'FA51
CIR
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com