công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112R bảng dữ liệu(PDF) 224 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  984 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112R bảng dữ liệu(HTML) 224 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112R Datasheet HTML 220Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 221Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 222Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 223Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 224Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 225Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 226Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 227Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 228Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 224 / 984 page
background image
Section 9 8-Bit PWM Timer (PWMU)
Rev. 1.00 May 09, 2008 Page 198 of 954
REJ09B0462-0100
• 8-bit pulse division mode
Operable at a maximum carrier frequency of 1.57 MHz (at 25 MHz operation)
Pulse output settable with a duty cycle from 0/16 to 15/16
PWM output enable/disable control, and selection of direct or inverted PWM output
Figure 9.1 shows a block diagram of the PWMU.
[Legend]
PWMPRE:
PWMREG:
PRELAT:
REGLAT:
PWMUO:
PWME:
φ
φ/2
φ/4
φ/8
PWMCKCR:
PWMOUTCR:
PWMMDCR:
PWMPCR:
PWM prescaler register
PWM duty setting register
Prescaler latch register
Duty setting latch register
PWM output waveform
PWM output enable signal
PWM clock control register
PWM output control register
PWM mode control register
PWM phase control register
Clock
selection
Clock
generator
Module
data bus
PWM counter/comparator
PRE
LAT
Transfer
control
circuit
REG
LAT
PWM
PRE
PWMCKCR
PWMOUTCR
PWMMDCR
PWMPCR
PWMUO
PWM
REG
Controller
PWME
Figure 9.1 Block Diagram of PWMU Timer



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com