công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112R bảng dữ liệu(PDF) 408 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  984 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112R bảng dữ liệu(HTML) 408 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112R Datasheet HTML 404Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 405Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 406Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 407Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 408Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 409Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 410Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 411Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 412Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 408 / 984 page
background image
Section 14 Serial Communication Interface (SCI)
Rev. 1.00 May 09, 2008 Page 382 of 954
REJ09B0462-0100
Table 14.7
Maximum Bit Rate with External Clock Input (Clocked Synchronous Mode)
φ (MHz)
External Input
Clock (MHz)
Maximum Bit
Rate (bit/s)
φ (MHz)
External Input
Clock (MHz)
Maximum Bit
Rate (bit/s)
8
1.3333
1333333.3
16
2.6667
2666666.7
10
1.6667
1666666.7
18
3.0000
3000000.0
12
2.0000
2000000.0
20
3.3333
3333333.3
14
2.3333
2333333.3
25
4.1667
4166666.7
Table 14.8
BRR Settings for Various Bit Rates (Smart Card Interface Mode, n = 0, S= 372)
Operating Frequency
φ (MHz)
10.00
13.00
14.2848
16.00
Bit Rate
(bit/s)
n
N
Error
(%)
n
N
Error
(%)
n
N
Error (%) n
N
Error
(%)
9600
0
1
30
0
1
–8.99
0
1
0.00
0
1
12.01
Operating Frequency
φ (MHz)
18.00
20.00
25.00
Bit Rate
(bit/s)
n
N
Error (%)
n
N
Error (%) n
N
Error (%)
9600
0
2
–15.99
0
2
–6.65
0
3
–12.49
Table 14.9
Maximum Bit Rate for Each Frequency (Smart Card Interface Mode, S = 372)
φ (MHz)
Maximum Bit
Rate
(bit/s)
n
N
φ (MHz)
Maximum Bit
Rate
(bit/s)
n
N
10.00
13441
0
0
16.00
21505
0
0
13.00
17473
0
0
18.00
24194
0
0
14.2848
19200
0
0
20.00
26882
0
0
25.00
33602
0
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com