công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 786 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 786 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 782Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 783Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 784Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 785Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 786Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 787Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 788Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 789Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 790Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 786 / 894 page
background image
Section 25 List of Registers
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 762 of 866
REJ09B0451-0100
Register Name
Abbreviation
Number
of bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
Port E input data register
PEPIN
8
H'FE4A
(Read)
(write prohibited)
(PORTS = 0)
PORT
8
2
Port F input data register
PFPIN
8
H'FE4B
(Read)
(PORTS = 0)
PORT
8
2
Port F data direction register
PFDDR
8
H'FE4B
(Write)
(PORTS = 0)
PORT
8
2
Port C output data register
PCODR
8
H'FE4C
(PORTS = 0)
PORT
8
2
Port D output data register
PDODR
8
H'FE4D
(PORTS = 0)
PORT
8
2
Port C input data register
PCPIN
8
H'FE4E
(Read)
(PORTS = 0)
PORT
8
2
Port C data direction register
PCDDR
8
H'FE4E
(Write)
(PORTS = 0)
PORT
8
2
Port D input data register
PDPIN
8
H'FE4F
(Read)
(PORTS = 0)
PORT
8
2
Port D data direction register
PDDDR
8
H'FE4F
(Write)
(PORTS = 0)
PORT
8
2
Timer control register_0
TCR_0
8
H'FE50
TPU_0
8
2
Timer mode register_0
TMDR_0
8
H'FE51
TPU_0
8
2
Timer I/O control register H_0
TIORH_0
8
H'FE52
TPU_0
8
2
Timer I/O control register L_0
TIORL_0
8
H'FE53
TPU_0
8
2
Timer interrupt enable register_0
TIER_0
8
H'FE54
TPU_0
8
2
Timer status register_0
TSR_0
8
H'FE55
TPU_0
8
2
Timer counter _0
TCNT_0
16
H'FE56
TPU_0
16
2
Timer general register A_0
TGRA_0
16
H'FE58
TPU_0
16
2
Timer general register B_0
TGRB_0
16
H'FE5A
TPU_0
16
2
Timer general register C_0
TGRC_0
16
H'FE5C
TPU_0
16
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com