công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 789 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 789 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 785Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 786Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 787Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 788Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 789Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 790Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 791Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 792Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 793Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 789 / 894 page
background image
Section 25 List of Registers
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 765 of 866
REJ09B0451-0100
Register Name
Abbreviation
Number
of bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
Keyboard control register H_0
KBCRH_0
8
H'FED8
PS2_0
8
2
Keyboard control register L_0
KBCRL_0
8
H'FED9
PS2_0
8
2
Keyboard data buffer register_0
KBBR_0
8
H'FEDA
PS2_0
8
2
Keyboard control register 2_0
KBCR2_0
8
H'FEDB
PS2_0
8
2
Keyboard control register H_1
KBCRH_1
8
H'FEDC
PS2_1
8
2
Keyboard control register L_1
KBCRL_1
8
H'FEDD
PS2_1
8
2
Keyboard data buffer register_1
KBBR_1
8
H'FEDE
PS2_1
8
2
Keyboard control register 2_1
KBCR2_1
8
H'FEDF
PS2_1
8
2
I
2C bus control Initialization
register_0
ICRES_0
8
H'FEE6
IIC_0
8
2
Interrupt control register A
ICRA
8
H'FEE8
INT
8
2
Interrupt control register B
ICRB
8
H'FEE9
INT
8
2
Interrupt control register C
ICRC
8
H'FEEA
INT
8
2
IRQ status register
ISR
8
H'FEEB
INT
8
2
IRQ sense control register H
ISCRH
8
H'FEEC
INT
8
2
IRQ sense control register L
ISCRL
8
H'FEED
INT
8
2
Address break control register
ABRKCR
8
H'FEF4
INT
8
2
Break address register A
BARA
8
H'FEF5
INT
8
2
Break address register B
BARB
8
H'FEF6
INT
8
2
Break address register C
BARC
8
H'FEF7
INT
8
2
IRQ enable register 16
IER16
8
H'FEF8
INT
8
2
IRQ status register 16
ISR16
8
H'FEF9
INT
8
2
IRQ sense control register 16H
ISCR16H
8
H'FEFA
INT
8
2
IRQ sense control register 16L
ISCR16L
8
H'FEFB
INT
8
2
IRQ sense port select register 16 ISSR16
8
H'FEFC
INT
8
2
IRQ sense port select register
ISSR
8
H'FEFD
INT
8
2
Standby control register
SBYCR
8
H'FF84
SYSTEM 8
2
Low-power control register
LPWRCR
8
H'FF85
SYSTEM 8
2
Module stop control register H
MSTPCRH
8
H'FF86
SYSTEM 8
2
Module stop control register L
MSTPCRL
8
H'FF87
SYSTEM 8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com