công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 788 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 788 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 784Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 785Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 786Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 787Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 788Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 789Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 790Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 791Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 792Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 788 / 894 page
background image
Section 25 List of Registers
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 764 of 866
REJ09B0451-0100
Register Name
Abbreviation
Number
of bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
Slave address register_2
SAR_2
8
H'FE8F
IIC_2
8
2
Wake-up sense control register B WUESCRB
8
H'FE96
INT
8
2
Wake-up input interrupt status
register B
WUESRB
8
H'FE97
INT
8
2
Flash code control status register FCCS
8
H'FEA8
ROM
8
2
Flash program code select
register
FPCS
8
H'FEA9
ROM
8
2
Flash erase code select register
FECS
8
H'FEAA
ROM
8
2
Flash key code register
FKEY
8
H'FEAC
ROM
8
2
Flash mat select register
FMATS
8
H'FEAD
ROM
8
2
Flash transfer destination
address register
FTDAR
8
H'FEAE
ROM
8
2
Timer start register
TSTR
8
H'FEB0
TPU
common
8
2
Timer synchro register
TSYR
8
H'FEB1
TPU
common
8
2
Keyboard control register 1_0
KBCR1_0
8
H'FEC0
PS2_0
8
2
Keyboard data buffer transmit
data register_0
KBTR_0
8
H'FEC1
PS2_0
8
2
Keyboard control register 1_1
KBCR1_1
8
H'FEC2
PS2_1
8
2
Keyboard data buffer transmit
data register_1
KBTR_1
8
H'FEC3
PS2_1
8
2
Timer XY control register
TCRXY
8
H'FEC6
TMR_XY 8
2
Timer control register_Y
TCR_Y
8
H'FEC8
(RELOCATE = 1)
TMR_Y
8
2
Timer control/status register_Y
TCSR_Y
8
H'FEC9
(RELOCATE = 1)
TMR_Y
8
2
Time constant register A_Y
TCORA_Y
8
H'FECA
(RELOCATE = 1)
TMR_Y
8
2
Time constant register B_Y
TCORB_Y
8
H'FECB
(RELOCATE = 1)
TMR_Y
8
2
Timer counter _Y
TCNT_Y
8
H'FECC
(RELOCATE = 1)
TMR_Y
8
2
I
2C bus control extended
register_0
ICXR_0
8
H'FED4
IIC_0
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com