công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 782 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 782 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 778Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 779Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 780Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 781Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 782Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 783Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 784Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 785Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 786Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 782 / 894 page
background image
Section 25 List of Registers
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 758 of 866
REJ09B0451-0100
Register Name
Abbreviation
Number
of bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
PWM prescaler register 1_B
PWMPRE1_B
8
H'FD13
PWMU_B 8
2
PWM duty setting register 2_B
PWMREG2_B
8
H'FD14
PWMU_B 8
2
PWM prescaler register 2_B
PWMPRE2_B
8
H'FD15
PWMU_B 8
2
PWM duty setting register 3_B
PWMREG3_B
8
H'FD16
PWMU_B 8
2
PWM prescaler register 3_B
PWMPRE3_B
8
H'FD17
PWMU_B 8
2
PWM duty setting register 4_B
PWMREG4_B
8
H'FD18
PWMU_B 8
2
PWM prescaler register 4_B
PWMPRE4_B
8
H'FD19
PWMU_B 8
2
PWM duty setting register 5_B
PWMREG5_B
8
H'FD1A
PWMU_B 8
2
PWM prescaler register 5_B
PWMPRE5_B
8
H'FD1B
PWMU_B 8
2
PWM clock control register_B
PWMCKCR_B
8
H'FD1C
PWMU_B 8
2
PWM output control register_B
PWMOUTCR_B 8
H'FD1D
PWMU_B 8
2
PWM mode control register_B
PWMMDCR_B
8
H'FD1E
PWMU_B 8
2
PWM phase control register_B
PWMPCR_B
8
H'FD1F
PWMU_B 8
2
Timer control register_1
TCR_1
8
H'FD40
TPU_1
8
2
Timer mode register_1
TMDR_1
8
H'FD41
TPU_1
8
2
Timer I/O control register_1
TIOR_1
8
H'FD42
TPU_1
8
2
Timer interrupt enable register_1 TIER_1
8
H'FD44
TPU_1
8
2
Timer status register_1
TSR_1
8
H'FD45
TPU_1
8
2
Timer counter _1
TCNT_1
16
H'FD46
TPU_1
16
2
Timer general register A_1
TGRA_1
16
H'FD48
TPU_1
16
2
Timer general register B_1
TGRB_1
16
H'FD4A
TPU_1
16
2
PEC operation data input register PECX
8
H'FD60
SMBUS
8
2
PEC operation data re-input
register
PECY
8
H'FD61
SMBUS
8
2
PEC operation result output
register
PECZ
8
H'FD63
SMBUS
8
2
LPC channel 1 address register H
LADR1H
8
H'FDC0
LPC
8
2
LPC channel 1 address register L
LADR1L
8
H'FDC1
LPC
8
2
LPC channel 2 address register H
LADR2H
8
H'FDC2
LPC
8
2
LPC channel 2 address register L
LADR2L
8
H'FDC3
LPC
8
2
SCIF address register H
SCIFADRH
8
H'FDC4
LPC
8
2
SCIF address register L
SCIFADRL
8
H'FDC5
LPC
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com