công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 781 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 781 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 777Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 778Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 779Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 780Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 781Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 782Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 783Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 784Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 785Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 781 / 894 page
background image
Section 25 List of Registers
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 757 of 866
REJ09B0451-0100
Register Name
Abbreviation
Number
of bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
Divisor latch H
FDLH
8
H'FC21
SCIF
8
2
Interrupt identification register
FIIR
8
H'FC22
SCIF
8
2
FIFO control register
FFCR
8
H'FC22
SCIF
8
2
Line control register
FLCR
8
H'FC23
SCIF
8
2
Modem control register
FMCR
8
H'FC24
SCIF
8
2
Line status register
FLSR
8
H'FC25
SCIF
8
2
Modem status register
FMSR
8
H'FC26
SCIF
8
2
Scratch pad register
FSCR
8
H'FC27
SCIF
8
2
SCIF control register
SCIFCR
8
H'FC28
SCIF
8
2
PWM duty setting register 0_A
PWMREG0_A
8
H'FD00
PWMU_A 8
2
PWM prescaler register 0_A
PWMPRE0_A
8
H'FD01
PWMU_A 8
2
PWM duty setting register 1_A
PWMREG1_A
8
H'FD02
PWMU_A 8
2
PWM prescaler register 1_A
PWMPRE1_A
8
H'FD03
PWMU_A 8
2
PWM duty setting register 2_A
PWMREG2_A
8
H'FD04
PWMU_A 8
2
PWM prescaler register 2_A
PWMPRE2_A
8
H'FD05
PWMU_A 8
2
PWM duty setting register 3_A
PWMREG3_A
8
H'FD06
PWMU_A 8
2
PWM prescaler register 3_A
PWMPRE3_A
8
H'FD07
PWMU_A 8
2
PWM duty setting register 4_A
PWMREG4_A
8
H'FD08
PWMU_A 8
2
PWM prescaler register 4_A
PWMPRE4_A
8
H'FD09
PWMU_A 8
2
PWM duty setting register 5_A
PWMREG5_A
8
H'FD0A
PWMU_A 8
2
PWM prescaler register 5_A
PWMPRE5_A
8
H'FD0B
PWMU_A 8
2
PWM clock control register_A
PWMCKCR_A
8
H'FD0C
PWMU_A 8
2
PWM output control register_A
PWMOUTCR_A 8
H'FD0D
PWMU_A 8
2
PWM mode control register_A
PWMMDCR_A
8
H'FD0E
PWMU_A 8
2
PWM phase control register_A
PWMPCR_A
8
H'FD0F
PWMU_A 8
2
PWM duty setting register 0_B
PWMREG0_B
8
H'FD10
PWMU_B 8
2
PWM prescaler register 0_B
PWMPRE0_B
8
H'FD11
PWMU_B 8
2
PWM duty setting register 1_B
PWMREG1_B
8
H'FD12
PWMU_B 8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com