công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 777 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 777 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 773Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 774Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 775Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 776Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 777Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 778Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 779Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 780Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 781Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 777 / 894 page
background image
Section 25 List of Registers
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 753 of 866
REJ09B0451-0100
Register Name
Abbreviation
Number
of bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
Port 8 input data register
P8PIN
8
H'F935 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 9 data direction register
P9DDR
8
H'F940
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 9 data register
P9DR
8
H'F942
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 9 input data register
P9PIN
8
H'F944 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 9 pull-up MOS control
register
P9PCR
8
H'F946
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port A data direction register
PADDR
8
H'F950
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port B data direction register
PBDDR
8
H'F951
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port A output data register
PAODR
8
H'F952
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port B output data register
PBODR
8
H'F953
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port A input data register
PAPIN
8
H'F954 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port B input data register
PBPIN
8
H'F955 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port B pull-up MOS control
register
PBPCR
8
H'F957
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port C data direction register
PCDDR
8
H'F960
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port D data direction register
PDDDR
8
H'F961
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port C output data register
PCODR
8
H'F962
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port D output data register
PDODR
8
H'F963
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port C input data register
PCPIN
8
H'F964 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port D input data register
PDPIN
8
H'F965 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com