công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 775 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 775 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 771Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 772Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 773Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 774Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 775Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 776Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 777Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 778Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 779Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 775 / 894 page
background image
Section 25 List of Registers
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 751 of 866
REJ09B0451-0100
25.1
Register Addresses (Address Order)
The data bus width indicates the numbers of bits.
The number of access states indicates the number of states based on the specified reference clock.
Register Name
Abbreviation
Number
of bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
Port 1 data direction register
P1DDR
8
H'F900
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 2 data direction register
P2DDR
8
H'F901
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 1 data register
P1DR
8
H'F902
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 2 data register
P2DR
8
H'F903
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 1 input data register
P1PIN
8
H'F904 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 2 input data register
P2PIN
8
H'F905 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 1 pull-up MOS control
register
P1PCR
8
H'F906
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 2 pull-up MOS control
register
P2PCR
8
H'F907
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 3 data direction register
P3DDR
8
H'F910
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 4 data direction register
P4DDR
8
H'F911
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 3 data register
P3DR
8
H'F912
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 4 data register
P4DR
8
H'F913
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 3 input data register
P3PIN
8
H'F914 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2
Port 4 input data register
P4PIN
8
H'F915 (Read)
(PORTS = 1)
PORT
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com