công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F211B2DSP bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F211B2DSP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS 16-BIT SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER R8C FAMILY / R8C/1x SERIES
PDF  339 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F211B2DSP bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F211B2DSP Datasheet HTML 51Page - Renesas Technology Corp R5F211B2DSP Datasheet HTML 52Page - Renesas Technology Corp R5F211B2DSP Datasheet HTML 53Page - Renesas Technology Corp R5F211B2DSP Datasheet HTML 54Page - Renesas Technology Corp R5F211B2DSP Datasheet HTML 55Page - Renesas Technology Corp R5F211B2DSP Datasheet HTML 56Page - Renesas Technology Corp R5F211B2DSP Datasheet HTML 57Page - Renesas Technology Corp R5F211B2DSP Datasheet HTML 58Page - Renesas Technology Corp R5F211B2DSP Datasheet HTML 59Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 339 page
background image
R8C/1A Group, R8C/1B Group
6. Resets
Rev.1.30
Dec 08, 2006
Page 39 of 315
REJ09B0252-0130
Table 6.2 shows the Pin Functions while RESET Pin Level is “L”, Figure 6.2 shows CPU Register Status after Reset
and Figure 6.3 shows Reset Sequence.
Figure 6.2
CPU Register Status after Reset
Figure 6.3
Reset Sequence
Table 6.2
Pin Functions while RESET Pin Level is “L”
Pin Name
Pin Functions
P1
Input port
P3_3 to P3_5, P3_7
Input port
P4_2, P4_5 to P4_7
Input port
b19
b0
Interrupt table register(INTB)
Program counter(PC)
User stack pointer(USP)
Interrupt stack pointer(ISP)
Static base register(SB)
Content of addresses 0FFFEh to 0FFFCh
Flag register(FLG)
C
IPL
D
Z
S
B
O
I
U
b15
b0
b15
b0
b15
b0
b8
b7
b15
b0
0000h
0000h
0000h
0000h
0000h
0000h
0000h
Data register(R0)
Data register(R1)
Data register(R2)
Data register(R3)
Address register(A0)
Address register(A1)
Frame base register(FB)
00000h
0000h
0000h
0000h
0000h
CPU clock
× 28 cycles
0FFFCh
0FFFEh
0FFFDh
Content of reset vector
20 cycles or more are needed(1)
fRING-S
Internal reset
signal
CPU clock
Address
(internal address
signal)
NOTE:
1. Hardware reset
Flash memory activation time
(CPU clock
× 11 cycles)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com