công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F211B2SP bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F211B2SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS 16-BIT SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER R8C FAMILY / R8C/1x SERIES
PDF  339 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F211B2SP bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F211B2SP Datasheet HTML 67Page - Renesas Technology Corp R5F211B2SP Datasheet HTML 68Page - Renesas Technology Corp R5F211B2SP Datasheet HTML 69Page - Renesas Technology Corp R5F211B2SP Datasheet HTML 70Page - Renesas Technology Corp R5F211B2SP Datasheet HTML 71Page - Renesas Technology Corp R5F211B2SP Datasheet HTML 72Page - Renesas Technology Corp R5F211B2SP Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp R5F211B2SP Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp R5F211B2SP Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 339 page
background image
R8C/1A Group, R8C/1B Group
8. Processor Mode
Rev.1.30
Dec 08, 2006
Page 55 of 315
REJ09B0252-0130
8.
Processor Mode
8.1
Processor Modes
Single-chip mode can be selected as the processor mode. Table 8.1 lists Features of Processor Mode. Figure 8.1
shows the PM0 Register and Figure 8.2 shows the PM1 Register.
Figure 8.1
PM0 Register
Table 8.1
Features of Processor Mode
Processor Mode
Accessible Areas
Pins Assignable as I/O Port Pins
Single-chip mode
SFR, internal RAM, internal ROM All pins are I/O ports or peripheral
function I/O pins.
Processor Mode Register 0
(1)
Symbol
Address
After Reset
PM0
0004h
00h
Bit Symbol
Bit Name
Function
RW
NOTE :
1.
b3 b2
—
b1 b0
00
0
—
(b2-b0)
b7 b6 b5 b4
RW
Reserved bits
Set to 0.
Set the PRC1 bit in the PRCR register to 1 (w rite enable) before rew riting the PM0 register.
The MCU is reset w hen this bit is set to 1.
When read, the content is 0.
RW
—
(b7-b4)
PM03
Softw are reset bit
Nothing is assigned. If necessary, set to 0.
When read, the content is 0.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com