công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R8C bảng dữ liệu(PDF) 144 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R8C
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS 16-BIT SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER
PDF  199 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R8C bảng dữ liệu(HTML) 144 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R8C Datasheet HTML 140Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 141Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 142Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 143Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 144Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 145Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 146Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 147Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 148Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 144 / 199 page
background image
R8C/10 Group
16. Electrical Characteristics
Rev.1.20 Jan 27, 2006
page 134 of 180
REJ09B0019-0120
Timing requirements (Unless otherwise noted: VCC = 5V, VSS = 0V at Topr = 25 °C) [VCC=5V]
Table 16.8 XIN input
________
Table 16.9 CNTR0 input, CNTR1 input, INT2 input
________
Table 16.10 TCIN input, INT3 input
Table 16.11 Serial Interface
________
Table 16.12 External interrupt INT0 input
Symbol
tC(XIN)
tWH(XIN)
tWL(XIN)
Parameter
XIN input cycle time
XIN input HIGH pulse width
XIN input LOW pulse width
Min.
62.5
30
30
Max.
–
–
–
Unit
ns
ns
ns
Standard
Symbol
tC(CNTR0)
tWH(CNTR0)
tWL(CNTR0)
Parameter
CNTR0 input cycle time
CNTR0 input HIGH pulse width
CNTR0 input LOW pulse width
Min.
100
40
40
Max.
–
–
–
Unit
ns
ns
ns
Standard
Symbol
tC(TCIN)
tWH(TCIN)
tWL(TCIN)
Parameter
TCIN input cycle time
TCIN input HIGH pulse width
TCIN input LOW pulse width
Min.
400(1)
200(2)
200(2)
Max.
–
–
–
Unit
ns
ns
ns
Standard
NOTES:
1. When using the Timer C capture function, adjust the cycle time above ( 1/ Timer C count source
frequency x 3).
2. When using the Timer C capture function, adjust the pulse width above ( 1/ Timer C count source
frequency x 1.5).
NOTES:
________
________
1. When selecting the digital filter by the INT0 input filter select bit, use the INT0 input HIGH pulse width
to the greater value,either ( 1/ digital filter clock frequency x 3) or the minimum value of standard.
________
________
2. When selecting the digital filter by the INT0 input filter select bit, use the INT0 input LOW pusle width
to the greater value,either ( 1/ digital filter clock frequency x 3) or the minimum value of standard.
Symbol
tC(CK)
tW(CKH)
tW(CKL)
td(C-Q)
th(C-Q)
tsu(D-C)
th(C-D)
Parameter
CLKi input cycle time
CLKi input HIGH pulse width
CLKi input LOW pulse width
TxDi output delay time
TxDi hold time
RxDi input setup time
RxDi input hold time
Min.
200
100
100
–
0
35
90
Max.
–
–
–
–
–
–
Unit
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
Standard
80
Symbol
tW(INH)
tW(INL)
Parameter
________
INT0 input HIGH pulse width
________
INT0 input LOW pulse width
Min.
250(1)
250(2)
Max.
–
–
Unit
ns
ns
Standard



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com