công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R8C bảng dữ liệu(PDF) 142 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R8C
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS 16-BIT SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER
PDF  199 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R8C bảng dữ liệu(HTML) 142 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R8C Datasheet HTML 138Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 139Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 140Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 141Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 142Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 143Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 144Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 145Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 146Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 142 / 199 page
background image
R8C/10 Group
16. Electrical Characteristics
Rev.1.20 Jan 27, 2006
page 132 of 180
REJ09B0019-0120
Table 16.6 Electrical Characteristics (1)
[Vcc=5V]
Symbol
VOH
VOL
"L" output voltage
"H" output voltage
Standard
Typ.
Unit
Measuring condition
V
V
Min.
Max.
VCC
-2.0
Parameter
IOH=
-5mA
V
NOTES:
1. Referenced to VCC=AVCC=4.2 to 5.5V at Topr = -20 to 85 °C / -40 to 85 °C, f(XIN)=20MHz unless otherwise specified.
VCC
Except XOUT
XOUT
IOH=
-200µA
Drive capacity HIGH
Drive capacity LOW
VCC
-0.3
VCC
V
IOH=
-1 mA
VCC
-2.0
VCC
-2.0
IOH=
-500µA
V
V
VCC
VCC
Except P10 to P17, XOUT
P10 to P17
Drive capacity HIGH
Drive capacity LOW
IOL= 5 mA
IOL= 200 µA
IOL= 15 mA
IOL= 5 mA
2.0
0.45
V
2.0
V
V
Hysteresis
"H" input current
IIH
"L" input current
IIL
VRAM
RAM retention voltage
VT+-VT-
0.2
V
µA
At stop mode
2.0
VI=5V
VI=0V
RfXIN
Feedback resistance
XIN
M
Ω
RPULLUP
Pull-up resistance
167
k
Ω
30
125
XOUT
Drive capacity HIGH
Drive capacity LOW
IOL= 1 mA
IOL=500µA
2.0
2.0
V
INTo, INT1, INT2, INT3, KI0, KI1,
KI2, KI3, CNTR0, CNTR1, TCIN,
RxD0, RxD1, P45
RESET
0.2
1.0
2.2
V
V
5.0
-5.0
µA
VI=0V
50
1.0
fRING
On-chip oscillator frequency
40
250
kHz
IOL= 200 µA
0.45
2.0
Drive capacity LOW
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com