công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HA1631S02LP bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HA1631S02LP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single CMOS Comparator (Push Pull/Open Drain Output)
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HA1631S02LP bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HA1631S02LP Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 23 page
background image
HA1631S01/02/03/04 Series
Rev.2.00 Mar 10, 2006 page 20 of 22
11. Power Supply Rejection Ratio, PSRR
VOUT
−
+
VOUT
100
µF
1k
Ω
1k
Ω
100
µF
1M
Ω
10k
Ω
Only for
Open Drain
1M
Ω
1M
Ω
VDD/2
−V
DD/2
−1.5V
12. Common Mode Rejection Ratio, CMRR
1.5V
−
+
1k
Ω
1k
Ω
VIN
1M
Ω
10k
Ω
Only for
Open Drain
CLOAD
15pF
50
Ω
±0.1V
−1V
13. Falling Time, Rising Time, Propagation Delay Time TPLH, TPHL
2V
−
+
10k
Ω
Only for
Open Drain
Overdrive = ±0.1V
Overdrive = ±1.0V
−1.8V
5.5V
VOUT1
VOUT2
VIO1 = VOUT1/1000
VIO2 = VOUT2/1000
Measure
Point
VDD
Calculate VIO
PSRR Calculation
PSRR = 20log10
|(VIO2 − VIO1)|
5.5V
− 1.8V
−1.5V
0.5V
VOUT1
VOUT2
VIO1 = VOUT1/1000
VIO2 = VOUT2/1000
Measure
Point
VIN
Calculate VIO
CMRR Calculation
CMRR = 20log10
|(VIO2 − VIO1)|
0.5V
− (−1.5V)
CLOAD
15pF
50
Ω
±1.0V
−1V
2V
−
+
10k
Ω
Only for
Open Drain
50%
50%
50%
50%
10%
10%
10%
50%
TPLH
50%
50%
50%
90%
90%
90%
input
input
output
output
input
input
output
output
TPLH
TPHL
TPHL
Only for Push Pull HA1631S01/02
Only for Open Drain HA1631S03/04
tr
tf
tf



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com