công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HA1631S02LP bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HA1631S02LP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single CMOS Comparator (Push Pull/Open Drain Output)
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HA1631S02LP bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HA1631S02LP Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 23 page
background image
HA1631S01/02/03/04 Series
Rev.2.00 Mar 10, 2006 page 17 of 22
1234567
120
0
20
40
60
80
100
Ta = 25°C
VIN = 0.0V
VDD = 0.0 to 2.75V
VSS = 0.0 to –2.75V
VDD & VSS
Simultaneous Sweep
Supply Voltage VDD to VSS (V)
Figure 4-8 HA1631S04
Power Supply Rejection Ratio vs. Supply Voltage
–2.0
–1.5
–1.0
0.0
–0.5
0.5
1.0
120
0
20
40
60
80
100
Ta = 25°C
VDD = 1.5V
VSS = –1.5V
Figure 4-9 HA1631S04
Common Mode Rejection Ratio vs. Input Voltage
Input Voltage VIN (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
200
–200
–100
0
100
Ta = 25°C
VDD = 3.0V
Input Voltage VIN (V)
Figure 4-11 HA1631S04
Input Bias Current vs. Input Voltage
–50
–25
0
25
50
75
100
200
–200
–100
0
100
VDD = 3.0V
Figure 4-10 HA1631S04
Input Bias Current vs. Ambient Temperature
Ambient Temperature Ta (°C)
–50
–25
0
25
50
75
100
3.0
–0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VCM+
VCM–
VDD = 3.0V
Figure 4-7 HA1631S04
Common Mode Input Voltage vs. Ambient Temperature
Ambient Temperature Ta (°C)
Common Mode
Input Voltage Range
7.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
–50
–25
0
25
50
75
100
VDD = 1.8V
VDD = 5.5V
VDD = 3.0V
Figure 4-12 HA1631S04
Falling Time vs. Ambient Temperature
Ambient Temperature Ta (°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com