công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HA1631S02LP bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HA1631S02LP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single CMOS Comparator (Push Pull/Open Drain Output)
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HA1631S02LP bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HA1631S02LP Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp HA1631S02LP Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
HA1631S01/02/03/04 Series
Rev.2.00 Mar 10, 2006 page 9 of 22
70
0
012
3456
–50
–25
0
25
50
75
100
0123456
0
10203040
0
10203040
10
20
30
40
50
60
100
0
25
50
75
70
0
10
20
30
40
50
60
3.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Ta = 25°C
VIN+ = 1.0V
VIN– = 0.0V
VDD = 5.0V
VDD = 3.0V
VDD = 1.8V
Ta = 25°C
VIN+ = 0.0V
VIN– = 1.0V
Ta = 25°C
VDD = 3.0V
Ta = 25°C
VDD = 3.0V
Supply Voltage VDD (V)
Supply Voltage VDD (V)
Figure 2-1 HA1631S02
Supply Current vs. Supply Voltage
(Output High)
Figure 2-3 HA1631S02
Supply Current vs. Ambient Temperature
Figure 2-2 HA1631S02
Supply Current vs. Supply Voltage
(Output Low)
Figure 2-4 HA1631S02
Output High Voltage vs. Output Source Current
Ambient Temperature Ta (°C)
Output Source Current IOSOURCE (mA)
Figure 2-5 HA1631S02
Output Low Voltage vs. Output Sink Current
Output Sink Current IOSINK (mA)
4
–4
123456
–3
–2
–1
0
1
2
3
Ta = 25°C
VIN = VDD/2
Supply Voltage VDD (V)
Figure 2-6 HA1631S02
Input Offset Voltage vs. Supply Voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com