| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MSC8113 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MSC8113 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
11 / 44 page ![]() Pin Assignments MSC8113 Tri-Core Digital Signal Processor Data Sheet, Rev. 0 Freescale Semiconductor 11 T6 HWBS7/HDBS7/HWBE7/HDBE7/PWE7/PSDDQM7/PBS7 U21 A12 T7 HWBS5/HDBS5/HWBE5/HDBE5/PWE5/PSDDQM5/PBS5 U22 A13 T8 TSZ0 V2 HD3/MODCK1 T9 TSZ2 V3 VDDH T10 TBST V4 GND T11 VDD V5 D0 T12 D16 V6 D1 T13 TT1 V7 D4 T14 D21 V8 D5 T15 D23 V9 D7 T16 IRQ5/DP5/DACK4/EXT_BG3 V10 D10 T17 IRQ4/DP4/DACK3/EXT_DBG3 V11 D12 T18 IRQ1/DP1/DACK1/EXT_BG2 V12 D13 T19 D30 V13 D18 T20 GND V14 D20 T21 A15 V15 GND T22 A14 V16 D24 U2 HD16 V17 D27 U3 HD19 V18 D29 U4 HD2/DSI64 V19 A8 U5 D2 V20 A9 U6 D3 V21 A10 U7 D6 V22 A11 U8 D8 W2 HD6 U9 D9 W3 HD5/CNFGS U10 D11 W4 HD4/MODCK2 U11 D14 W5 GND U12 D15 W6 GND U13 D17 W7 VDDH U14 D19 W8 VDDH U15 D22 W9 GND U16 D25 W10 HDST1/HA10 U17 D26 W11 HDST0/HA9 U18 D28 W12 VDDH U19 D31 W13 GND U20 VDDH W14 HD40/D40/ETHRXD0 Table 1. MSC8113 Signal Listing by Ball Designator (continued) Des. Signal Name Des. Signal Name |