| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STPC12GDYC bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPC12GDYC bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - STMicroelectronics |
|
71 / 111 page ![]() MECHANICAL DATA Issue 1.0 - July 24, 2002 71/111 Figure 5-3. 516-pin PBGA Package - Dimensions Table 5-2. 516-pin PBGA Package - Dimensions Symbols mm inches Min Typ Max Min Typ Max A 0.50 0.56 0.62 0.020 0.022 0.024 B 1.12 1.17 1.22 0.044 0.046 0.048 C 0.60 0.76 0.92 0.024 0.030 0.036 D 0.52 0.53 0.54 0.020 0.021 0.022 E 0.63 0.78 0.93 0.025 0.031 0.037 F 0.60 0.63 0.66 0.024 0.025 0.026 G 30.0 11.8 A B C Solderball Solderball after collapse D E F G |