| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA335BWS bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA335BWS bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 68 page ![]() STA335BWS Connection diagram and pin description 13/68 2.3 Thermal data Table 2. Thermal data Parameter Min Typ Max Unit Rth j-case Thermal resistance junction-case (thermal pad) 1.5 °C/W Tth-sdj Thermal shut-down junction temperature 150 °C Tth-w Thermal warning temperature 130 °C Tth-sdh Thermal shut-down hysteresis 20 °C Rth j-amb Thermal resistance junction-ambient (1) 1. See Section 8: Package thermal characteristics on page 64 for details. |