| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA308A bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA308A bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 63 page ![]() Registers STA308A 32/63 7.2.10 Master mute register (0x09) 7.2.11 Master volume register (0x0A) Note: Value of volume derived from MVOL is dependent on AMV AutoMode volume settings. 7.2.12 Channel 1 volume (0x0B) 7.2.13 Channel 2 volume (0x0C) 7.2.14 Channel 3 volume (0x0D) 7.2.15 Channel 4 volume (0x0E) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 MMUTE 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 MV7 MV6 MV5 MV4 MV3 MV2 MV1 MV0 11 11 11 11 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C1V7 C1V6 C1V5 C1V4 C1V3 C1V2 C1V1 C1V0 01 10 00 00 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C2V7 C2V6 C2V5 C2V4 C2V3 C2V2 C2V1 C2V0 01 10 00 00 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C3V7 C3V6 C3V5 C3V4 C3V3 C3V2 C3V1 C3V0 01 10 00 00 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C4V7 C4V6 C4V5 C4V4 C4V3 C4V2 C4V1 C4V0 01 10 00 00 |