công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PM6685 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện PM6685
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual step-down main supply controller with auxilary voltages for notebook system power
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PM6685 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button PM6685_07 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics PM6685_07 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics PM6685_07 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics PM6685_07 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics PM6685_07 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics PM6685_07 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics PM6685_07 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics PM6685_07 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics PM6685_07 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 52 page
background image
PM6685
Typical operating characteristics
15/52
Figure 7.
Standby mode input battery
current vs input voltage
Figure 8.
Shutdown mode input device
current vs input voltage
Figure 9.
5V switching frequency vs
load current
Figure 10. 3.3V switching frequency vs
load current
Figure 11. LDO5 vs output voltage
Figure 12. LDO3 vs output voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com