công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST6220BB3/OTP bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST6220BB3/OTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCUs WITH A/D CONVERTER, TWO TIMERS, OSCILLATOR SAFEGUARD & SAFE RESET
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST6220BB3/OTP bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - STMicroelectronics

Back Button ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 70 / 104 page
background image
ST6208C/ST6209C/ST6210C/ST6220C
70/104
SUPPLY CURRENT CHARACTERISTICS (Cont’d)
10.4.3 STOP Mode
Notes:
1. Typical data are based on VDD=5.0V at TA=25°C.
2. All I/O pins in input with pull-up mode (no load), all peripherals in reset state, OSG and LVD disabled, option bytes
programmed to 00H. Data based on characterization results, tested in production at VDD max. and fCPU max.
3. Maximum STOP consumption for -40°C<Ta<90°C
4. Maximum STOP consumption for -40°C<Ta<125°C
Figure 47. Typical IDD in STOP vs Temperature
for OTP devices
Figure 48. Typical IDD in STOP vs Temperature
for ROM devices
Symbol
Parameter
Conditions
Typ 1)
Max
Unit
IDD
Supply current in STOP mode 2)
(see Figure 47 & Figure 48)
OTP devices
0.3
10 3)
20 4)
µA
ROM devices
0.1
2 3)
20 4)
34
5
6
VDD [V]
0
200
400
600
800
1000
1200
IDD [nA]
Ta=-40°C
Ta=25°C
Ta=95°C
Ta=125°C
34
56
VDD [V]
0
500
1000
1500
IDD [nA]
Ta=-40°C
Ta=25°C
Ta=95°C
Ta=125°C
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com