công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST6220BB3/OTP bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST6220BB3/OTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCUs WITH A/D CONVERTER, TWO TIMERS, OSCILLATOR SAFEGUARD & SAFE RESET
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST6220BB3/OTP bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - STMicroelectronics

Back Button ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics ST6220BB3/OTP Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 104 page
background image
ST6208C/ST6209C/ST6210C/ST6220C
68/104
SUPPLY CURRENT CHARACTERISTICS (Cont’d)
Figure 44. Typical IDD in WAIT vs fCPU and Temperature for OTP devices with option bytes not
programmed
Figure 45. Typical IDD in WAIT vs fCPU and Temperature for OTP devices with option bytes
programmed to 00H
34
56
VDD [V]
0
100
200
300
400
500
600
700
800
IDD [µA]
8MHz
4MHz
2MHz
1M
32KHz
-40
25
95
125
T[°C]
200
300
400
500
600
700
IDD [µA]
8MHz
4MHz
2MHz
1MHz
32KHz
34
56
VDD [V]
0
20
40
60
80
100
120
IDD [µA]
8MHz
4MHz
2MHz
1M
32KHz
-20
25
95
T[°C]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
IDD [µA]
8MHz
4MHz
2MHz
1MHz
32KHz
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com