công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST6G3238E bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST6G3238E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual supply level translator for SD/ MINISD/ T-FLASH With ±8KV contact discharge ESD protection
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST6G3238E bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button ST6G3238E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ST6G3238E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST6G3238E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST6G3238E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST6G3238E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST6G3238E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST6G3238E Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST6G3238E Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST6G3238E Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 19 page
background image
DC and AC parameters
ST6G3238E
8/19
5
DC and AC parameters
Table 7.
DC specification
Symbol
Parameter
Test conditions
Value
Unit
VCCA
(V)
VCCB
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
Min.
Max.
Min.
Max.
VIH
(A port)
High level input
voltage
1.4-1.95
VCCA to
3.6
0.65VCCA
0.65VCCA
V
1.95-2.7
1.7
1.7
2.7-3.6
2.0
2.0
VIL
(A port)
Low level input
voltage
1.4-1.95
VCCA to
3.6
0.35VCCA
0.35VCCA
V
1.95-2.7
0.7
0.7
2.7-3.6
0.8
0.8
VIH
(B port)
High level input
voltage
1.4 to
VCCB
1.4-1.95
0.65VCCB
0.65VCCB
V
1.95-2.7
1.7
1.7
2.7-3.6
2.0
2.0
VIL
(B port)
Low level input
voltage
1.4 to
VCCB
1.4-1.95
0.35VCCB
0.35VCCB
V
1.95-2.7
0.7
0.7
2.7-3.6
0.8
0.8
VOH
(A port)
High level output
voltage
1.4-3.6
1.4-3.6
IOH = -100µA VCCA-0.1
VCCA-0.1
V
1.4
1.4
IOH = -1 mA
1.20
1.20
1.65
1.65
IOH = -2 mA
1.40
1.40
2.3
2.3
IOH = -4 mA
1.90
1.90
33
IOH = -8 mA
2.45
2.45
VOL
(A port)
Low level output
voltage
1.4-3.6
1.4-3.6
IOL = 100µA
0.10
0.10
V
1.4
1.4
IOL = 1 mA
0.20
0.20
1.65
1.65
IOL = 2 mA
0.25
0.25
2.3
2.3
IOL = 4 mA
0.40
0.40
33
IOL = 8 mA
0.55
0.55
VOH
(B port)
High level output
voltage
1.4-3.6
1.4-3.6
IOH = -100µA VCCA-0.2
VCCA-0.2
V
1.4
1.4
IOH = -1 mA
1.05
1.05
1.65
1.65
IOH = -4 mA
1.20
1.20
2.3
2.3
IOH = -6 mA
1.75
1.75
33
IOH = -8 mA
2.30
2.30
Note:
All A-port I/Os and control inputs are powered by VCCA. All B-port I/Os are powered by VCCB.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com