| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STMPE2403 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STMPE2403 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 63 page ![]() STMPE2403 Pin settings 7/63 Ball Name Type Description B4 KP_X7 IO GPIO A1 KP_Y5 IO GPIO B2 KP_Y4 IO GPIO B5 KP_Y3 IO GPIO B6 KP_Y2 IO GPIO C5 KP_Y1 IO GPIO C6 KP_Y0 IO GPIO C4 GND3 - D6 ADDR0 IO GPIO and I2C ADDR 0 (in reset) D5 KP_Y9 A/IO GPIO/MUX E6 KP_Y10 A/IO GPIO/MUX F6 KP_Y11 A/IO GPIO/MUX E5 PWM3 A/IO GPIO and I2C ADDR 1 (in reset) /MUX F5 PWM2 A/IO GPIO/MUX E4 PWM1 A/IO GPIO/MUX F4 VCC2 - 1.8V Input D4 GND4 - F3 INT O Open drain interrupt output pin E3 KP_Y8 IO GPIO C2 KP_Y7 IO GPIO B1 KP_Y6 IO GPIO E2 SDATA A I2C DATA E1 SCLK A I2C Clock D2 XTALIN A XTAL Oscillator or External 32KHz input. be left floating. D1 XTALOUT A XTAL Oscillator Table 2. Pin assignment (continued) |