công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STMPE2403 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STMPE2403
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-bit Enhanced port expander with Keypad and PWM controller Xpander logic
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STMPE2403 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STMPE2403 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STMPE2403 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STMPE2403 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STMPE2403 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STMPE2403 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STMPE2403 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STMPE2403 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STMPE2403 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STMPE2403 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 63 page
background image
Pin settings
STMPE2403
6/63
2
Pin settings
2.1
Pin connection
Figure 2.
Pin connection
2.2
Pin assignment and TFBGA ball location
TFBGA
Table 2. Pin assignment
Ball
Name
Type
Description
C3
GND1
-
A6
KP_X0
IO
GPIO
C1
Reset_N
I
External reset input, active LOW
A5
KP_X1
IO
GPIO
F1
KP_X2
IO
GPIO
F2
KP_X3
IO
GPIO
A2
KP_X4
IO
GPIO
B3
KP_X5
IO
GPIO
A3
KP_X6
IO
GPIO
D3
GND2
-
A4
VCC1
-
1.8V Input



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63