| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STLC5466 bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLC5466 bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - STMicroelectronics |
|
87 / 130 page ![]() 87/130 STLC5466 Figure 1-5: Downstream switching at 32 kb/s dout 4 din 0 dout 2 din 2 Internal commands Switching at 32 kb/s dout 5 din 1 dout 3 din 3 DIN0 din2 dout2 dout4 Internal command If SW0=1 DOUT4 (GCI 0) 3.9ms 4 bit shifting DOUT 5 DOUT 4 DIN0 DIN2 not used DIN 1 DIN3 not used MULTI HDLC STLC 5466 SW0=1 SW1=1 4 bit shifting (GCI 0) (GCI 1) DOUT2 DOUT3 a b Free c Free Free MON D C/I D de a a a b b b c c c d d d e C/I AE B1 B2 MON D C/I AE |