| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ISO721 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ISO721 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments |
|
21 / 24 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant ISO721MMDREP SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 26-Jun-2008 Pack Materials-Page 1 |