công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

V54C365804VC bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Mosel Vitelic, Corp

tên linh kiện V54C365804VC
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH PERFORMANCE 143/133/125 MHz 3.3 VOLT 8M X 8 SYNCHRONOUS DRAM 4 BANKS X 2Mbit X 8
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOSEL [Mosel Vitelic, Corp]
Trang chủ  http://www.moselvitelic.com
Logo MOSEL - Mosel Vitelic, Corp

V54C365804VC bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Mosel Vitelic, Corp

Back Button V54C365804VC Datasheet HTML 46Page - Mosel Vitelic, Corp V54C365804VC Datasheet HTML 47Page - Mosel Vitelic, Corp V54C365804VC Datasheet HTML 48Page - Mosel Vitelic, Corp V54C365804VC Datasheet HTML 49Page - Mosel Vitelic, Corp V54C365804VC Datasheet HTML 50Page - Mosel Vitelic, Corp V54C365804VC Datasheet HTML 51Page - Mosel Vitelic, Corp V54C365804VC Datasheet HTML 52Page - Mosel Vitelic, Corp V54C365804VC Datasheet HTML 53Page - Mosel Vitelic, Corp V54C365804VC Datasheet HTML 54Page - Mosel Vitelic, Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 54 page
background image
52
V54C365804VC Rev. 0.6 September 1999
MOSEL VITELIC
V54C365804VC
Package Diagram
54-Pin Plastic TSOP-II (400 mil)
0.881 -0.01
[22.38 -0.25]
0.031
[0.80]
.004 [0.1]
54
Index Marking
M
28
1
Does not include plastic or metal protrusion of 0.15 max. per side
1
27
0.047 [1.20] MAX
0.04
±0.002
[1
±0.05]
Unit in inches [mm]
0.400
±0.005
[10.16
±0.13]
0.463
± 0.008
[11.76
± 0.20]
0.006 [0.15] MAX
+0.004
-0.002
0.024
± 0.008
[0.60
± .020]
1
0.006
+0.01
-0.05
0.15
.008 [0.2]
54x
+0.002
-0.004
0.016
+0.05
-0.10
0.40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54