| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
V54C365804VC bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Mosel Vitelic, Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
V54C365804VC bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Mosel Vitelic, Corp |
|
18 / 54 page ![]() 18 V54C365804VC Rev. 0.6 September 1999 MOSEL VITELIC V54C365804VC 3. Read Interrupted by a Read (Burst Length = 4, CAS latency = 2, 3, 4) 4.1 Read to Write Interval (Burst Length = 4, CAS latency = 3) COMMAND READ A READ B NOP NOP NOP NOP NOP NOP tCK2, I/O’s CAS latency = 2 tCK3, I/O’s CAS latency = 3 tCK4, I/O’s CAS latency = 4 NOP CLK T0 T2 T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 DOUT B0 DOUT B1 DOUT B2 DOUT B3 DOUT A0 DOUT B0 DOUT B1 DOUT B2 DOUT B3 DOUT A0 DOUT B0 DOUT B1 DOUT B2 DOUT B3 DOUT A0 COMMAND NOP READ A NOP NOP NOP NOP WRITE B NOP NOP DQM DOUT A0 DIN B0 DIN B1 DIN B2 Must be Hi-Z before the Write Command I/O’s Minimum delay between the Read and Write Commands = 4+1 = 5 cycles CLK T0 T2 T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 tDQZ tDQW : “H” or “L” |