| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADN8102ACPZ-R7 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADN8102ACPZ-R7 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Analog Devices |
|
22 / 32 page ![]() ADN8102 Rev. A | Page 22 of 32 VOD (mV) VD Peak (mV) PE (dB) ITOT (mA) OUT_A/OUT_B Output Level Control 0 OUT_A/OUT_B Output Level Control 1 450 450 0.00 18 0x00 0xC5 450 550 1.74 22 0x11 0xC5 450 650 3.19 26 0x22 0xC5 450 750 4.44 30 0x33 0xC5 450 850 5.52 34 0x44 0xC5 450 950 6.49 38 0x55 0xC5 450 1050 7.36 42 0x66 0xC5 500 500 0.00 20 0x00 0xD5 500 600 1.58 24 0x11 0xD5 500 700 2.92 28 0x22 0xD5 500 800 4.08 32 0x33 0xD5 500 900 5.11 36 0x44 0xD5 500 1000 6.02 40 0x55 0xD5 500 1100 6.85 44 0x66 0xD5 550 550 0.00 22 0x00 0xD6 550 650 1.45 26 0x11 0xD6 550 750 2.69 30 0x22 0xD6 550 850 3.78 34 0x33 0xD6 550 950 4.75 38 0x44 0xD6 550 1050 5.62 42 0x55 0xD6 550 1150 6.41 46 0x66 0xD6 600 600 0.00 24 0x00 0xE6 600 700 1.34 28 0x11 0xE6 600 800 2.50 32 0x22 0xE6 600 900 3.52 36 0x33 0xE6 600 1000 4.44 40 0x44 0xE6 600 1100 5.26 44 0x55 0xE6 600 1200 6.02 48 0x66 0xE6 650 650 0.00 26 0x01 0xE6 650 750 1.24 30 0x12 0xE6 650 850 2.33 34 0x23 0xE6 650 950 3.30 38 0x34 0xE6 650 1050 4.17 42 0x45 0xE6 650 1150 4.96 46 0x56 0xE6 700 700 0.00 28 0x02 0xE6 700 800 1.16 32 0x13 0xE6 700 900 2.18 36 0x24 0xE6 700 1000 3.10 40 0x35 0xE6 700 1100 3.93 44 0x46 0xE6 750 750 0.00 30 0x03 0xE6 750 850 1.09 34 0x14 0xE6 750 950 2.05 38 0x25 0xE6 750 1050 2.92 42 0x36 0xE6 800 800 0.00 32 0x04 0xE6 800 900 1.02 36 0x15 0xE6 800 1000 1.94 40 0x26 0xE6 850 850 0.00 34 0x05 0xE6 850 950 0.97 38 0x16 0xE6 900 900 0.00 36 0x06 0xE6 |