| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADN8102ACPZ-R7 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADN8102ACPZ-R7 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Analog Devices |
|
21 / 32 page ![]() ADN8102 Rev. A | Page 21 of 32 Table 13. Output Level Settings VOD (mV) VD Peak (mV) PE (dB) ITOT (mA) OUT_A/OUT_B Output Level Control 0 OUT_A/OUT_B Output Level Control 1 50 50 0.00 2 0x00 0x81 50 150 9.54 6 0x11 0x81 50 250 13.98 10 0x22 0x81 50 350 16.90 14 0x33 0x81 50 450 19.08 18 0x44 0x81 50 550 20.83 22 0x55 0x81 50 650 22.28 26 0x66 0x81 100 100 0.00 4 0x00 0x91 100 200 6.02 8 0x11 0x91 100 300 9.54 12 0x22 0x91 100 400 12.04 16 0x33 0x91 100 500 13.98 20 0x44 0x91 100 600 15.56 24 0x55 0x91 100 700 16.90 28 0x66 0x91 150 150 0.00 6 0x00 0x92 150 250 4.44 10 0x11 0x92 150 350 7.36 14 0x22 0x92 150 450 9.54 18 0x33 0x92 150 550 11.29 22 0x44 0x92 150 650 12.74 26 0x55 0x92 150 750 13.98 30 0x66 0x92 200 200 0.00 8 0x00 0xA2 200 300 3.52 12 0x11 0xA2 200 400 6.02 16 0x22 0xA2 200 500 7.96 20 0x33 0xA2 200 600 9.54 24 0x44 0xA2 200 700 10.88 28 0x55 0xA2 200 800 12.04 32 0x66 0xA2 250 250 0.00 10 0x00 0xA3 250 350 2.92 14 0x11 0xA3 250 450 5.11 18 0x22 0xA3 250 550 6.85 22 0x33 0xA3 250 650 8.30 26 0x44 0xA3 250 750 9.54 30 0x55 0xA3 250 850 10.63 34 0x66 0xA3 300 300 0.00 12 0x00 0xB3 300 400 2.50 16 0x11 0xB3 300 500 4.44 20 0x22 0xB3 300 600 6.02 24 0x33 0xB3 300 700 7.36 28 0x44 0xB3 300 800 8.52 32 0x55 0xB3 300 900 9.54 36 0x66 0xB3 350 350 0.00 14 0x00 0xB4 350 450 2.18 18 0x11 0xB4 350 550 3.93 22 0x22 0xB4 350 650 5.38 26 0x33 0xB4 350 750 6.62 30 0x44 0xB4 350 850 7.71 34 0x55 0xB4 350 950 8.67 38 0x66 0xB4 400 400 0.00 16 0x00 0xC4 400 500 1.94 20 0x11 0xC4 400 600 3.52 24 0x22 0xC4 400 700 4.86 28 0x33 0xC4 400 800 6.02 32 0x44 0xC4 400 900 7.04 36 0x55 0xC4 400 1000 7.96 40 0x66 0xC4 |