công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAS5705PAPRG4 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TAS5705PAPRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  20-W STEREO DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER WITH EQ AND DRC
PDF  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TAS5705PAPRG4 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button TAS5705PAPRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TAS5705PAPRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TAS5705PAPRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TAS5705PAPRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TAS5705PAPRG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TAS5705PAPRG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TAS5705PAPRG4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TAS5705PAPRG4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TAS5705PAPRG4 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 71 page
background image
I
2C SERIAL CONTROL PORT OPERATION
SCL
SDA
t
w(H)
t
w(L)
t
r
t
f
t
su1
t
h1
T0027-01
SCL
SDA
t
h2
t
(buf)
t
su2
t
su3
Start
Condition
Stop
Condition
T0028-01
TAS5705
SLOS549 – JUNE 2008 ...................................................................................................................................................................................................... www.ti.com
Timing characteristics for I
2C Interface signals over recommended operating conditions (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
UNIT
fSCL
Frequency, SCL
No wait states
400
kHz
tw(H)
Pulse duration, SCL high
0.6
µs
tw(L)
Pulse duration, SCL low
1.3
µs
tr
Rise time, SCL and SDA
300
ns
tf
Fall time, SCL and SDA
300
ns
tsu1
Setup time, SDA to SCL
100
ns
th1
Hold time, SCL to SDA
0
ns
t(buf)
Bus free time between stop and start condition
1.3
µs
tsu2
Setup time, SCL to start condition
0.6
µs
th2
Hold time, start condition to SCL
0.6
µs
tsu3
Setup time, SCL to stop condition
0.6
µs
CL
Load capacitance for each bus line
400
pF
Figure 3. SCL and SDA Timing
Figure 4. Start and Stop Conditions Timing
12
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TAS5705



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com