công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPC810M021FN8 bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LPC810M021FN8
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit ARM Cortex-M0 microcontroller
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

LPC810M021FN8 bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - NXP Semiconductors

Back Button LPC810M021FN8 Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 68Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 78 page
background image
LPC81XM
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2016. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4.5 — 8 June 2016
64 of 78
NXP Semiconductors
LPC81xM
32-bit ARM Cortex-M0+ microcontroller
Fig 39. Package outline SOT403-1 (TSSOP16)
UNIT
A1
A2
A3
bp
cD (1)
E (2)
(1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.05
0.95
0.80
0.30
0.19
0.2
0.1
5.1
4.9
4.5
4.3
0.65
6.6
6.2
0.4
0.3
0.40
0.06
8
0
o
o
0.13
0.1
0.2
1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic interlead protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.75
0.50
SOT403-1
MO-153
99-12-27
03-02-18
w M
b p
D
Z
e
0.25
18
16
9
θ
A
A1
A2
L p
Q
detail X
L
(A )
3
HE
E
c
v M A
X
A
y
0
2.5
5 mm
scale
TSSOP16: plastic thin shrink small outline package; 16 leads; body width 4.4 mm
SOT403-1
A
max.
1.1
pin 1 index



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com