công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPC810M021FN8 bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LPC810M021FN8
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit ARM Cortex-M0 microcontroller
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

LPC810M021FN8 bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - NXP Semiconductors

Back Button LPC810M021FN8 Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors LPC810M021FN8 Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 78 page
background image
LPC81XM
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2016. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4.5 — 8 June 2016
43 of 78
NXP Semiconductors
LPC81xM
32-bit ARM Cortex-M0+ microcontroller
11.4 Electrical pin characteristics
Conditions: VDD = 3.3 V and VDD = 1.8 V; on pins PIO0_2, PIO0_3, PIO0_7, PIO0_12, PIO0_13.
Fig 22. High-drive output: Typical HIGH-level output voltage VOH versus HIGH-level
output current IOH
Conditions: VDD = 3.3 V and VDD = 1.8 V; on pins PIO0_10 and PIO0_11.
Fig 23. I2C-bus pins (high current sink): Typical LOW-level output current IOL versus
LOW-level output voltage VOL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com