công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

10-2J09.1069 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - EAO AG.

tên linh kiện 10-2J09.1069
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switches and Indicators
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EAO [EAO AG.]
Trang chủ  https://eao.com/
Logo EAO - EAO AG.

10-2J09.1069 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - EAO AG.

Back Button 10-2J09.1069 Datasheet HTML 3Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 4Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 5Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 6Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 7Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 8Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 9Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 10Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 11Page - EAO AG. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 32 page
background image
31
Devices raised mounting
5
06.2009
Essential Accessories:
d Lens plastic page 7
d Single-LED page 10
Continuation see next page
Diode (1N 4007): D = Diode, - = without
Terminals: UT = Universal terminal, S = Soldering terminal, S1 = Soldering terminal (also pluggable 2.8 x 0.5 mm)
Component layout from page 19, Mounting dimensions from page 20, Technical drawing from page 20, Circuit drawing from page 22
Continuation see next page
Further information in the Technical Data and Typical Applications
Terminals: S1 = Soldering terminal (also pluggable 2.8 x 0.5 mm), S = Soldering terminal
Mounting dimensions from page 20, Technical drawing from page 20, Circuit drawing from page 22
Indicator actuator
b 18 x 18 mm
Typ-Nr.
a 18 x 24 mm
Typ-Nr.
Ø 18 mm
Typ-Nr.
e
Indicator actuator
IP 40
1 D
UT
31-703.006
31-701.006
4
1
7
33
0.006
2 D
UT
31-704.006
31-702.006
4
1
7
34
0.006
-S
31-050.005
31-040.005
31-030.005
17
4
0.004
S1
31-050.002
31-040.002
31-030.002
17
3
0.004
UT
31-051.006
31-041.006
31-031.006
417
3
0.005
Buzzer
Front cap
a 18 x 24 mm
Typ-Nr.
e
Buzzer
Operation voltage : 10 ... 26 VDC
IP 40
Plastic black
S1
31-801.002
1
310.015
Operation voltage : 10 ... 55 VAC, 10 ... 75 VDC
IP 40
Plastic black
S
31-810.005
1
320.015



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com