công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

10-2J09.1069 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - EAO AG.

tên linh kiện 10-2J09.1069
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switches and Indicators
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EAO [EAO AG.]
Trang chủ  https://eao.com/
Logo EAO - EAO AG.

10-2J09.1069 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - EAO AG.

Back Button 10-2J09.1069 Datasheet HTML 17Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 18Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 19Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 20Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 21Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 22Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 23Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 24Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 25Page - EAO AG. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 32 page
background image
31
Drawings
19
06.2009
1 PCB plug-in base page 9
2 PCB plug-in base page 9
3 PCB plug-in base page 9
4 Indicator actuator page 5 | Illuminated pushbutton actuator page 6
Component layout
3
42
1
b
b
3
42
1
a
a
all holes
Switch
Extendable
mounting pins
Drilling plan (conductor side)
15.24
17.9
9.6
5 x 2.54
1.27
1.27
Ø1.0
Ø2.1 hole for
central mounting
with M2 screw,
if desired
all holes
Ø1.0
12.7
3.81
3.81
Ø2.1 hole for
central mounting
with M2 screw,
if desired
all holes
Ø1.0
+ 0.1
0
3.81
3.81
PCB layout (conductor side)
Terminals (rearside)
Anti twist device
only 18 x 24 mm
7.62
3.81
18 mm dia.
18 x 18 mm
18 x 24 mm
Ø1.0
all holes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com